công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTA08-600C bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BTA08-600C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BTA08-600C bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button BTA08-600C Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BTA08-600C Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BTA08-600C Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BTA08-600C Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BTA08-600C Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BTA08-600C Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BTA08-600C Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics BTA08-600C Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics BTA08-600C Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
BTA08, BTB08 and T8 Series
Package information
Doc ID 7472 Rev 7
7/12
Figure 14.
Footprint (dimensions in mm)
Table 7.
DPAK dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
2.20
2.40
0.086
0.094
A1
0.90
1.10
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.90
0.025
0.035
B2
5.20
5.40
0.204
0.212
C
0.45
0.60
0.017
0.023
C2
0.48
0.60
0.018
0.023
D
6.00
6.20
0.236
0.244
E
6.40
6.60
0.251
0.259
G
4.40
4.60
0.173
0.181
H
9.35
10.10
0.368
0.397
L2
0.80 typ.
0.031 typ.
L4
0.60
1.00
0.023
0.039
V2
0°
8°
0°
8°
H
L4
G
B
L2
E
B2
D
A1
R
R
C
A
C2
0.60 MIN.
V2
A2
6.7
6.7
3
3
1.6
1.6
2.3
2.3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12