| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
S5000XAL bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S5000XAL bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Intel Corporation |
|
62 / 112 page ![]() Intel ® Server Board S5000PAL / S5000XAL TPS Jumper Block Settings Revision 1.7 Intel order number: D31979-010 63 6.3 External RJ45 Serial Port Jumper Block The jumper block J8A3, located directly behind the external RJ45 serial port, is used to configure either a DSR or a DCD signal to the connector. TP02303 J8A3 1-2: DCD to DTR 3-4: DSR to DTR (factory default) 2 4 3 Figure 19. External RJ45 Serial Port Configuration Jumper |