| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PSD813F2V bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PSD813F2V bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - STMicroelectronics |
|
48 / 109 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) PSD813F2V, PSD854F2V 48/109 Doc ID 10552 Rev 3 Figure 23. Interfacing the PSD with the 80C251, with RD and PSEN Inputs Table 18. 80C251 Configurations Configuration 80C251 READ/WRITE Pins Connecting to PSD Pins Page Mode 1 WR RD PSEN CNTL0 CNTL1 CNTL2 Non-Page Mode, 80C31 compatible A7- A0 multiplex with D7-D0 2 WR PSEN only CNTL0 CNTL1 Non-Page Mode A7-A0 multiplex with D7-D0 3 WR PSEN only CNTL0 CNTL1 Page Mode A15-A8 multiplex with D7-D0 4 WR RD PSEN CNTL0 CNTL1 CNTL2 Page Mode A15-A8 multiplex with D7-D0 ADIO0 ADIO1 ADIO2 ADIO3 ADIO4 ADIO5 ADIO6 ADIO7 ADIO8 ADIO9 ADIO10 ADIO11 ADIO12 ADIO13 ADIO14 ADIO15 CNTL0 (WR) CNTL1(RD) CNTL 2(PSEN) PD0- ALE PD1 PD2 RESET 32 26 43 42 41 40 39 38 37 36 24 25 27 28 29 30 31 33 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AD8 AD9 AD10 AD14 AD15 AD13 AD11 AD12 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AD8 AD9 AD10 AD11 AD15 ALE WR PSEN RD AD14 AD12 AD13 14 9 2 3 4 5 6 7 8 21 20 11 13 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 X2 X1 P3.3/INT1 RST EA P0.1 P0.0 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7 P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 ALE PSEN WR RD/A16 PC0 PC1 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 19 18 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 48 8 9 10 49 50 47 29 28 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 14 13 12 11 PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 7 6 5 4 3 2 52 51 80C251SB PSD RESET RESET 35 P3.4/T0 P3.5/T1 16 15 17 10 RESET PC2 AI02882C |