| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
440 bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
440 bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Intel Corporation |
|
37 / 71 page ![]() Datasheet 37 Package Mechanical Specifications and Pin Information Table 12. The Coordinates of the Processor Pins As Viewed from the Top of the Package (Sheet 2 of 2) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A VSS VCC VSS VCC VCC VSS VCC BCLK[1] BCLK[0] VSS THRMDA THRMDC VSS A B VCC VCC VSS VCC VCC VSS VCC VSS BSEL[0] BSEL[1] VSS RSVD VCCA B C VSS VCC VSS VCC VCC VSS DBR# BSEL[2] VSS RSVD RSVD VSS TEST1 C D VCC VCC VSS VCC VCC VSS IERR# PROC HOT# RSVD VSS DPWR# TEST2 VSS D E VSS VCC VSS VCC VCC VSS VCC VSS D[0]# D[7]# VSS D[6]# D[2]# E F VCC VCC VSS VCC VCC VSS VCC DRDY# VSS D[4]# D[1]# VSS D[13]# F G VCCP DSTBP[0] # VSS D[9]# D[5]# VSS G H VSS D[3]# DSTBN[0] # VSS D[15]# D[12]# H J VCCP VSS D[11]# D[10]# VSS DINV[0 ]# J K VCCP D[14]# VSS D[8]# D[17]# VSS K L VSS D[21]# D[22]# VSS D[20]# D[29]# L M VCCP VSS D[23]# DSTBN[1] # VSS DINV[1 ]# M N VCCP D[16]# VSS D[31]# DSTBP[1] # VSS N P VSS D[25]# D[26]# VSS D[24]# D[18]# P R VCCP VSS D[19]# D[28]# VSS COMP [0] R T VCCP RSVD VSS D[27]# D[30]# VSS T U VSS D[39]# D[37]# VSS D[38]# COMP [1] U V VCCP VSS DINV[2]# D[34]# VSS D[35]# V W VCCP D[41]# VSS DSTBN[2] # D[36]# VSS W Y VSS D[45]# D[42]# VSS DSTBP[2] # D[44]# Y AA VSS VCC VSS VCC VCC VSS VCC D[51]# VSS D[32]# D[47]# VSS D[43]# A A AB VCC VCC VSS VCC VCC VSS VCC D[52]# D[50]# VSS D[33]# D[40]# VSS A B AC VSS VCC VSS VCC VCC VSS DINV[3 ]# VSS D[48]# D[49]# VSS D[53]# D[46]# AC A D VCC VCC VSS VCC VCC VSS D[54]# D[59]# VSS DSTBN[3] # D[57]# VSS GTLREF A D AE VSS VCC VSS VCC VCC VSS VCC D[58]# D[55]# VSS DSTBP[3] # D[60]# VSS AE AF VCC VCC VSS VCC VCC VSS VCC VSS D[62]# D[56]# VSS D[61]# D[63]# AF 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |