công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VNP5N07FI bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VNP5N07FI
Giải thích chi tiết về linh kiện  OMNIFET IIfully autoprotected Power MOSFET
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VNP5N07FI bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  VNP5N07FI Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 24 page
background image
December 2008
Rev 3
1/24
24
VND5N07
OMNIFET II
fully autoprotected Power MOSFET
Features
■ Linear current limitation
■ Thermal shutdown
■ Short circuit protection
■ Integrated clamp
■ Low current drawn from input pin
■ Diagnostic feedback through input pin
■ Esd protection
■ Direct access to the gate of the power mosfet
(analog driving)
■ Compatible with standard Power MOSFET
Description
The VND5N07 is a monolithic device designed in
STMicroelectronics VIPower M0 technology,
intended for replacement of standard Power
MOSFETs from DC to 50KHz applications. Built in
thermal shutdown, linear current limitation and
overvoltage clamp protect the chip in harsh
environments.
Fault feedback can be detected by monitoring the
voltage at the input pin.
Max. on-state resistance (per ch.)
RDS (on)
0.2
Ω
Current limitation (typ)
ILIMH
5 A
Drain-Source clamp voltage
VCLAMP
70V
1
3
3
2
1
DPAK
TO-252
IPAK
TO-251
SOT-82FM
ISOWATT200
Table 1.
Device summary
Package
Order codes
Tube
Tape and reel
DPAK
VND5N07
VND5N0713TR
IPAK
VND5N07-1
ISOWATT220
VNP5N07FI
SOT-82FM
VNK5N07FM
www.st.com


Số phần tương tự - VNP5N07FI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
VNP5N07FI STMICROELECTRONICS-VNP5N07FI Datasheet
166Kb / 15P
OMNIFET: FULLY AUTOPROTECTED POWER MOSFET
18-Jun-2004
VNP5N07FI STMICROELECTRONICS-VNP5N07FI Datasheet
618Kb / 24P
fully autoprotected Power MOSFET
25-Sep-2013
More results

Mô tả tương tự - VNP5N07FI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
VND5N07 STMICROELECTRONICS-VND5N07 Datasheet
166Kb / 15P
OMNIFET: FULLY AUTOPROTECTED POWER MOSFET
18-Jun-2004
VNB49N04 STMICROELECTRONICS-VNB49N04 Datasheet
506Kb / 22P
OMNIFET: fully autoprotected Power MOSFET
25-Nov-2010
VNB14N04-E STMICROELECTRONICS-VNB14N04-E Datasheet
522Kb / 17P
"OMNIFET" fully autoprotected Power MOSFET
08-Apr-2009
VNB20N07-E STMICROELECTRONICS-VNB20N07-E Datasheet
491Kb / 13P
"OMNIFET": FULLY AUTOPROTECTED POWER MOSFET
Jun-1998
VNS3NV04DPTR-E STMICROELECTRONICS-VNS3NV04DPTR-E Datasheet
289Kb / 21P
OMNIFET II fully autoprotected Power MOSFET
09-Mar-2011
VNB10N07TR-E STMICROELECTRONICS-VNB10N07TR-E Datasheet
511Kb / 14P
OMNIFET FULLY AUTOPROTECTED POWER MOSFET
Jun-1998
VND10N0613TR STMICROELECTRONICS-VND10N0613TR Datasheet
595Kb / 25P
OMNIFET fully autoprotected Power MOSFET
25-Sep-2013
VNB28N04-E STMICROELECTRONICS-VNB28N04-E Datasheet
226Kb / 13P
OMNIFET FULLY AUTOPROTECTED POWER MOSFET
Sep-2013
VND10N06-1-E STMICROELECTRONICS-VND10N06-1-E Datasheet
595Kb / 25P
OMNIFET fully autoprotected Power MOSFET
25-Sep-2013
VNB35N07TR-E STMICROELECTRONICS-VNB35N07TR-E Datasheet
153Kb / 13P
OMNIFET FULLY AUTOPROTECTED POWER MOSFET
Jun-1998
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com