công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VNP5N07FI bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VNP5N07FI
Giải thích chi tiết về linh kiện  OMNIFET IIfully autoprotected Power MOSFET
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VNP5N07FI bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button VNP5N07FI Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics VNP5N07FI Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
VND5N07
Electrical specifications
9/24
Figure 2.
Switching time test circuit for resistive load
Figure 3.
Test circuit for diode recovery times
L=100uH
A
B
8.5
Ω
VDD
Rgen
FAST
DIODE
OMNIFET
A
D
I
S
330
Ω
B
OMNIFET
D
S
I
Vgen



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com