| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L2722 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L2722 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 10 page ![]() SIP9 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 7.1 0.280 a1 2.7 3 0.106 0.118 B23 0.90 B3 24.8 0.976 b1 0.5 0.020 b3 0.85 1.6 0.033 0.063 C 3.3 0.130 c1 0.43 0.017 c2 1.32 0.052 D 21.2 0.835 d1 14.5 0.571 e 2.54 0.100 e3 20.32 0.800 L 3.1 0.122 L1 3 0.118 L2 17.6 0.693 L3 0.25 0.010 L4 17.4 17.85 0.685 0,702 M 3.2 0.126 N 1 0.039 P 0.15 0.006 D N M 19 e3 b3 b1 B ec 1 c2 C P SIP9 B3 OUTLINE AND MECHANICAL DATA L2720/2/4 9/10 |