công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SWK123F315 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện SWK123F315
Giải thích chi tiết về linh kiện  Key Switches, Medium Security
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

SWK123F315 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Tyco Electronics

  SWK123F315 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics SWK123F315 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics SWK123F315 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics SWK123F315 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SKF Series
Medium Security Key Switch
H4
Catalog 1308390
Dimensions are in inches
Dimensions are shown for
USA: 1-800-522-6752
South America: 55-11-3611-1514
Issued 9-04
and millimeters unless otherwise
reference purposes only.
Canada: 1-905-470-4425
Hong Kong: 852-2735-1628
specified. Values in parentheses
Specifications subject
Mexico: 01-800-733-8926
Japan: 81-44-844-8013
www.tycoelectronics.com
or brackets are metric equivalents. to change.
C. America: 52-55-5-729-0425
UK: 44-141-810-8967
H
NOTE: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring.
SPST
4 Disc Tumblers
MATERIAL SPECIFICATIONS
Contacts ……………………Silver
Cylinder Material …………Zinc alloy
Lock Body …………………Zinc alloy
Key Material ………………Brass
Terminals/Fixed Contacts …Screw type
Beveled Frame Finish ………Brushed chrome
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Operating Temperature ……-22°F + 185° F (-30°C to +85°C(
Storage Temperature ………-22°F + 185° F (-30°C to +85°C)
Solder Heat Resistance ……See page M3-4
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Contact Rating………………1 A @ 120 VAC resistive
Initial Contact Resistance …50 Milliohms max.
Contact Timing ……………Non-shorting
Actuator Travel ……………90°
Key Changes ………………10 Standard
Life Expectancy ……………Up to 10,000 Cycles
.760
(19.3)
.750
(19.1)
DIA.
1.00
(25.4)
90
°
POS.1
1.00
(25.4)
0.86
(21.8)
1.16
(29.5)
.300
(7.62)
3/4-24 UNS-2A
0.54
(13.7)
0.63
(16.0)
0.25
(6.40)
.032
(0.81)
0.63
(16.0)
.640
(16.3)
.630
(16.0)
6-32 SEM
SCREWS
POS.2
PANEL CUT-OUT
Tyco
Alcoswitch
Type
Pos. 1
Pos. 2
Remove Key
Eelctronics
1437597-1
2SKF131AEL01 SPST
Off
On
Position 1
1437597-7
2SKF132AEL01 SPST
Off
On
Position 1 or 2
1-1437597-0
2SKF133AEL01 SPST
On
Off
Position 1
Tyco
Alcoswitch
Type
Pos. 1
Pos. 2
Remove Key
Eelctronics
1-1437597-1
2SKF231AEL01 SPST
Off
(On)
Position 1
3-1437597-4
SK1323AEL01
Spare key for SK Series
(On) indicates momentary position.
SKF131



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com