công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SWK123F315 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện SWK123F315
Giải thích chi tiết về linh kiện  Key Switches, Medium Security
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

SWK123F315 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tyco Electronics

  SWK123F315 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics SWK123F315 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics SWK123F315 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics SWK123F315 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2SWK 13/23 Series
H2
Catalog 1308390
Dimensions are in inches
Dimensions are shown for
USA: 1-800-522-6752
South America: 55-11-3611-1514
Issued 9-04
and millimeters unless otherwise
reference purposes only.
Canada: 1-905-470-4425
Hong Kong: 852-2735-1628
specified. Values in parentheses
Specifications subject
Mexico: 01-800-733-8926
Japan: 81-44-844-8013
www.tycoelectronics.com
or brackets are metric equivalents. to change.
C. America: 52-55-5-729-0425
UK: 44-141-810-8967
H
Key Switches, Medium Security
Part Number
Tyco Electronics
Alcoswitch
Type
Pos. 1
Pos. 2
Remove Key
1-1437597-7
2SWK131AL101
SPST
Off
On
Position 1
2-1437597-3
2SWK132AL101
SPST
Off
On
Position 1 or 2
Part Number
Tyco Electronics Alcoswitch
Type
Pos. 1
Pos. 2
Remove Key
2-1437597-7
2SWK231AL101 SPST
Off
(On)
Position 1
4-1437597-3
SWK1323AL101 Spare Key for SWK Series
(On) indicates momentary position.
NOTE: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring.
MATERIAL SPECIFICATIONS
Contacts ……………………Silver
Cylinder Material……………Zinc alloy
Lock Body …………………Zinc alloy
Key Material ………………Brass
Terminals/Fixed Contacts …Screw type
Beveled Frame Finish ………302 Stainless steel
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Solder Heat Resistance ……See page M3-4
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Contact Rating ………………1A at 120 VAC resistive
Initial Contact Resistance……50 Milliohms max.
Contact Timing………………Non-shorting
Plunger/Actuator Travel ……90°
Key Changes ………………25 Standard
Life Expectancy ……………Up to 10,000 Cycles
SPST
5 Disc Tumblers
PANEL CUT-OUT
.760
(19.3)
.750
(19.1)
.640
(16.3)
.630
(16.0)
0.91
(23.1)
POS.2
90
°
POS.1
0.22
(5.58)
1.14
(29.0)
.860
(21.8)
0.54
(13.7)
3/4-24 UNS-2A
6-32 SEM
SCREWS
.630
(16.0)
ACROSS
FLATS
2SWK131


Số phần tương tự - SWK123F315

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eravant
SWK-DN603903-12-C1 ERAVANT-SWK-DN603903-12-C1 Datasheet
592Kb / 2P
E Band Power Distribution Network, 12 Way
Rev. 1.0
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
SWK3672 DOINGTER-SWK3672 Datasheet
1Mb / 4P
N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
SWK4304 DOINGTER-SWK4304 Datasheet
1Mb / 4P
N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
SWK4406 DOINGTER-SWK4406 Datasheet
1Mb / 4P
N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
SWK4407 DOINGTER-SWK4407 Datasheet
1Mb / 5P
P-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - SWK123F315

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ITT Industries
K6B1.53N ITT-K6B1.53N Datasheet
197Kb / 3P
Miniature Key Switches
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
SK12AAW01 NKK-SK12AAW01 Datasheet
324Kb / 6P
Low & Medium Security Keylocks
logo
C&K Components
K6BGN1.53NL306 CK-COMPONENTS-K6BGN1.53NL306 Datasheet
188Kb / 3P
Miniature Key Switches
P101133WM03NQE2 CK-COMPONENTS-P101133WM03NQE2 Datasheet
176Kb / 3P
Low Profile Key Switches
D6F90F1LFS CK-COMPONENTS-D6F90F1LFS Datasheet
190Kb / 4P
SPST Momentary Key Switches
logo
List of Unclassifed Man...
LOC250 ETC2-LOC250 Datasheet
35Kb / 1P
Key Control Security Cabinets
logo
C&K Components
D6C90F1FS CK-COMPONENTS-D6C90F1FS Datasheet
190Kb / 4P
SPST Momentary Key Switches
logo
Copal Electronics
MRK COPAL-MRK Datasheet
1Mb / 8P
Key Switches
MRKC1052B-C-10 COPAL-MRKC1052B-C-10 Datasheet
391Kb / 2P
Key Switches
logo
Kingston Technology Far...
DT2000 KINGSTON-DT2000 Datasheet
581Kb / 2P
Ideal when security is key
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com