công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1178IPAPR bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1178IPAPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 16-Bit Analog-to-Digital Converters
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1178IPAPR bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1178IPAPR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments ADS1178IPAPR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments ADS1178IPAPR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments ADS1178IPAPR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments ADS1178IPAPR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments ADS1178IPAPR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments ADS1178IPAPR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments ADS1178IPAPR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments ADS1178IPAPR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 39 page
background image
IN1
AINP1
AINN1
IN2
AINP2
AINN2
IN3
AINP3
AINN3
IN4
+3.3V
+1.8V
AINP4
AINN4
AVDD
DVDD
VREFP
VREFN
VCOM
TEST0
TEST1
DIN
AGND
DGND
IOVDD
CLK
DRDY/FSYNC
DVDD(I/O)
DR
FSR
DOUT1
SCLK
CVDD
(CORE)
DOUT2
DOUT3
DOUT4
SYNC
PWDN1
I/O
PWDN2
PWDN3
PWDN4
CLKDIV
FORMAT2
MODE
FORMAT1
FORMAT0
10 F
m
(2)
+
10 F
m
(2)
10 F
m
OPA350
+
0.1 F
m
(2)
0.1 F
m
(2)
100 F
m
+
0.1 F
m
(2)
100W
1kW
REF1004
+5V
10 F
m
(2)
50W
+3.3V
(High-Speed,Frame-Sync,TDM,
andFixed-Positiondataselected.)
ADS1174
TMS320VC5509
200MHz
+1.6V
OPA1632
(1)
2.2nF
(3)
2.2nF
(3)
2.2nF
(3)
2.2nF
(3)
(4)
OPA350
Buffered
VCOM
Output
100W
1kW
100W
20kW
0.1 F
m
See
Note(5)
See
Note(6)
50W
U1
U2
CLKR
Q
Q
0
>
+3.3V
ADS1174
ADS1178
SBAS373B – OCTOBER 2007 – REVISED SEPTEMBER 2008 ........................................................................................................................................ www.ti.com
(1) External Schottky clamp diodes or series resistors may be needed to prevent overvoltage on the inputs. See the Analog Inputs section.
(2) Indicates ceramic capacitors.
(3) Indicates COG ceramic capacitors.
(4) For pin test mode, set to logic high.
(5) The op amp and input RC components filter the REF1004 noise.
(6) U1: SN74LVC1G04. U2: SN74LVC2G74. These components re-clock the ADS1174 data output to interface to the TMS320VC5509.
Figure 26. ADS1174 Basic Connection Circuit
26
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2008, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS1174 ADS1178



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com