công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

395032002 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 395032002
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.50mm (.138") Pitch Eurostyle??Vertical Plug, Rear Wire Entry, 2 Circuits
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX5 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX5 - Molex Electronics Ltd.

395032002 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  395032002 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 395032002 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 395032002 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Material N umbers
Black
Green
100% Tin
30 u" Gold
100% Tin
30 u" G old
D im ensional Information
Printing O ptions
Printing Options
Printing O ptions
Printing Options
Dim. A
D im B
Circuit size
None
10AV
11A V
N one
10AV
11AV
None
10A V
11AV
N one
10AV
11AV
m m
inch
m m
inch
2
395032002
395032302
395032402
395032502
395032802
395032902
395037002
395037302
395037402
395037502
395037802
395037902
8.1
0.32
3.5
0.14
3
395032003
395032303
395032403
395032503
395032803
395032903
395037003
395037303
395037403
395037503
395037803
395037903
11.6
0.46
7.0
0.28
4
395032004
395032304
395032404
395032504
395032804
395032904
395037004
395037304
395037404
395037504
395037804
395037904
15.1
0.59
10.5
0.41
5
395032005
395032305
395032405
395032505
395032805
395032905
395037005
395037305
395037405
395037505
395037805
395037905
18.6
0.73
14.0
0.55
6
395032006
395032306
395032406
395032506
395032806
395032906
395037006
395037306
395037406
395037506
395037806
395037906
22.1
0.87
17.5
0.69
7
395032007
395032307
395032407
395032507
395032807
395032907
395037007
395037307
395037407
395037507
395037807
395037907
25.6
1.01
21.0
0.83
8
395032008
395032308
395032408
395032508
395032808
395032908
395037008
395037308
395037408
395037508
395037808
395037908
29.1
1.15
24.5
0.97
9
395032009
395032309
395032409
395032509
395032809
395032909
395037009
395037309
395037409
395037509
395037809
395037909
32.6
1.28
28.0
1.10
10
395032010
395032310
395032410
395032510
395032810
395032910
395037010
395037310
395037410
395037510
395037810
395037910
36.1
1.42
31.5
1.24
11
395032011
395032311
395032411
395032511
395032811
395032911
395037011
395037311
395037411
395037511
395037811
395037911
39.6
1.56
35.0
1.38
12
395032012
395032312
395032412
395032512
395032812
395032912
395037012
395037312
395037412
395037512
395037812
395037912
43.1
1.70
38.5
1.52
13
395032013
395032313
395032413
395032513
395032813
395032913
395037013
395037313
395037413
395037513
395037813
395037913
46.6
1.84
42.0
1.65
14
395032014
395032314
395032414
395032514
395032814
395032914
395037014
395037314
395037414
395037514
395037814
395037914
50.1
1.97
45.5
1.79
15
395032015
395032315
395032415
395032515
395032815
395032915
395037015
395037315
395037415
395037515
395037815
395037915
53.6
2.11
49.0
1.93
16
395032016
395032316
395032416
395032516
395032816
395032916
395037016
395037316
395037416
395037516
395037816
395037916
57.1
2.25
52.5
2.07
17
395032017
395032317
395032417
395032517
395032817
395032917
395037017
395037317
395037417
395037517
395037817
395037917
60.6
2.39
56.0
2.21
18
395032018
395032318
395032418
395032518
395032818
395032918
395037018
395037318
395037418
395037518
395037818
395037918
64.1
2.52
59.5
2.34
19
395032019
395032319
395032419
395032519
395032819
395032919
395037019
395037319
395037419
395037519
395037819
395037919
67.6
2.66
63.0
2.48
20
395032020
395032320
395032420
395032520
395032820
395032920
395037020
395037320
395037420
395037520
395037820
395037920
71.1
2.80
66.5
2.62



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com