công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA5917AFP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Rohm

tên linh kiện BA5917AFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  CD 4ch BTL
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5917AFP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Rohm

  BA5917AFP Datasheet HTML 1Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 2Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 3Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 4Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 5Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 6Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
BA5917AFP
光ディスク IC
!
!
!
!電気的特性曲線
電気的特性曲線
電気的特性曲線
電気的特性曲線
!
!
!
!外形寸法図
外形寸法図
外形寸法図
外形寸法図(Unit : mm)
0
25
0
50
75
100
125
150
1
2
3
AMBIENT TEMPERATURE:Ta(℃)
Fig.4 熱軽減率曲線
PCB(50mm×50mm、
厚さ1mm
紙フェノール)
基板実装時
POWER SUPPLY VOLTAGE:VCC(V)
Fig.5 電源電圧−出力オフセット電圧
30
20
10
0
−10
−20
−30
3456
789
10
11
12
ch1
ch2
ch4
ch3
VBIAS=2.5V
 RL=8Ω
−1
INPUT VOLTAGE:VIN(V)
Fig.6 ドライバ入出力特性
0
−1
3
4
1
−2
2
−2
−3
−4
1
2
20Ω
12Ω
8Ω
VCC=5V
VBIAS=2.5V
RL
16Ω
4Ω
op-amp INPUT VOLTAGE:OP IN(V)
Fig.7 オペアンプ入出力特性
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2345678
VCC=8V
VCC=5V
HSOP28
18.5
±0.2
28
15
114
0.35
±0.1
5.15
±0.1
0.3Min.
0.8
0.15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com