công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA5917AFP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Rohm

tên linh kiện BA5917AFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  CD 4ch BTL
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5917AFP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Rohm

  BA5917AFP Datasheet HTML 1Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 2Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 3Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 4Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 5Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 6Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
BA5917AFP
光ディスク IC
!
!
!
!応用例
応用例
応用例
応用例
!
!
!
!使用上の注意
使用上の注意
使用上の注意
使用上の注意
(1) BA5917AFP
では、サーマルシャットダウン回路を内蔵しています。チップ温度が、175
°C(Typ.)になると、
 
出力電流がミュートされ、再びチップ温度が 150
°C(Typ.)になると、ドライバ部回路が立上がります。
(2)
ミュート端子(7pin)電圧をオープン、または、0.5V 以下に下げると、出力電流をミュートすることができます。
通常使用状態では、7pin を 2.0V 以上にプルアップしてください。
(3)
バイアス端子(23pin)は、1.0V(Typ.)以下になるとミュートがかかります。通常使用状態では 1.4V 以上にし
てください。
(4)
電源電圧が 3.8V(Typ.)以下まで低下すると内部回路が OFF し、再び 4.0V(Typ.)まで上昇すると立上がります。
(5)
サーマルシャットダウン、ミュート ON、バイアス端子電圧の低下、及び、電源電圧の低下で、ミュートがかか
りますが、そのいずれの場合も、ドライバー部以外はミュートされません。また、出力端子は内部バイアス電圧
(
およそ、(VCC-VF) /2)になります。
(6)
供給電源間には、この IC の根元にパスコン(0.1
µF 程度)を、付けてください。
(7)
放熱フィンは、パッケージ内部で GND につながっていますが、外部の GND とつないでください。
56
13
8
9
10
12
11
14
7
4
3
2
1
28
23
22
20
15
16
17
18
19
21
24
25
27
26
M
M
MUTE
SERVO PRE AMP
SLED
MOTOR
TRACKING
COIL
FOCUS
COIL
ON-LOW
OFF-HIGH
SPINDLE
MOTOR
Vcc
Fig.3
+ −
LEVEL SHIFT
LEVEL SHIFT
LEVEL SHIFT
LEVEL SHIFT
MUTE
T.S.D
−
+
−
−
−
+
−
−
−
−
−
+
−
+
−
−
VCC
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
N.C.
N.C.
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
VCC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com