công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC574ADWR bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC574ADWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74LVC574ADWR bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC574ADWR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74LVC574ADWR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74LVC574ADWR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74LVC574ADWR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74LVC574ADWR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74LVC574ADWR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74LVC574ADWR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SN74LVC574ADWR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments SN74LVC574ADWR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 30 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDS006C – FEBRUARY 1996 – REVISED AUGUST 2000
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
DGV (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
24 PINS SHOWN
14
3,70
3,50
4,90
5,10
20
DIM
PINS **
4073251/E 08/00
1,20 MAX
Seating Plane
0,05
0,15
0,25
0,50
0,75
0,23
0,13
112
24
13
4,30
4,50
0,16 NOM
Gage Plane
A
7,90
7,70
38
24
16
4,90
5,10
3,70
3,50
A MAX
A MIN
6,60
6,20
11,20
11,40
56
9,60
9,80
48
0,08
M
0,07
0,40
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15 per side.
D. Falls within JEDEC: 24/48 Pins – MO-153
14/16/20/56 Pins – MO-194



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com