công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PTH04T240FAS bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện PTH04T240FAS
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-A, 2.2-V to 5.5-V INPUT, NON-ISOLATED POWER MODULE FOR 3-GHz DSP SYSTEMS
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PTH04T240FAS bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button PTH04T240FAS Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments PTH04T240FAS Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments PTH04T240FAS Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments PTH04T240FAS Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments PTH04T240FAS Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments PTH04T240FAS Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments PTH04T240FAS Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments PTH04T240FAS Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments PTH04T240FAS Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 35 page
background image
PTH04T240F
C
I
220 mF
Required)
R
SET
1%
0.05 W
Auto Track
GND
V
O
TurboTrans
R
TT
18.7 kW
+Sense
-Sense
C
O
2200 mF
V
O
+
V
OAdj
V
I
UDG-08160
L
O
A
D
TurboTrans
6
5
+
7
8
4
3
2
1
11 Inhibit/
Prog UVLO
Smart Sync
10
9
+Sense
-Sense
GND
V
I
GND
PTH04T240F
C
O = 2200 mF Without TurboTrans
(20 mV/div)
With TurboTrans
(20 mV/div)
2.5 A/ms
3 A Load Step
T - Time - 200 ms/div
PTH04T240F
SLTS293A – DECEMBER 2008 – REVISED MARCH 2009 ............................................................................................................................................... www.ti.com
Figure 14. Typical TurboTrans™ Application
Figure 15. Typical TurboTrans Waveforms
18
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008–2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): PTH04T240F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com