công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C08-F bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C08-F
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C08-F bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C08-F Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M24C08-F Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M24C08-F Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M24C08-F Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M24C08-F Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M24C08-F Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M24C08-F Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M24C08-F Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics M24C08-F Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 39 page
background image
Part numbering
M24C16, M24C08, M24C04, M24C02, M24C01
34/39
Doc ID 5067 Rev 16
Table 28.
Available M24C02 products (package, voltage range, temperature grade)
Package
M24C02-W
VCC = 2.5 V to 5.5 V
M24C02-R
VCC = 1.8 V to 5.5 V
DIP8 (BN)
Range 6
-
SO8N (MN)
Range 6, Range 3
Range 6
UFDFPN8 (MB or MC)
-
Range 6
TSSOP8 (DW)
Range 6, Range 3
Range 6
Table 29.
Available M24C01 products (package, voltage range, temperature grade)
Package
M24C01-W
VCC = 2.5 V to 5.5 V
M24C01-R
VCC = 1.8 V to 5.5 V
DIP8 (BN)
Range 6
-
SO8N (MN)
Range 6
Range 6
UFDFPN8 (MB or MC)
-
-
TSSOP8 (DW)
Range 6
Range 6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com