công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSP56L307 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện DSP56L307
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Digital Signal Processor
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

DSP56L307 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button DSP56L307 Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56L307 Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56L307 Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56L307 Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56L307 Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56L307 Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56L307 Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56L307 Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56L307 Datasheet HTML 72Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 104 page
background image
DSP56L307 Technical Data, Rev. 6
2-48
Freescale Semiconductor
Specifications
2.5.4
OnCE Module TimIng
Figure 2-43.
TRST Timing Diagram
Table 2-24.
OnCE Module Timing
No.
Characteristics
Expression
Min
Max
Unit
500
TCK frequency of operation
Max 22.0 MHz
0.0
22.0
MHz
514
DE assertion time in order to enter Debug mode
1.5
× TC + 10.0
20.0
—
ns
515
Response time when DSP56L307 is executing NOP instructions from
internal memory
5.5
× TC + 30.0
—
67.0
ns
516
Debug acknowledge assertion time
3
× TC + 5.0
25.0
—
ns
Note:
VCCQH = 3.3 V ± 0.3 V, VCC = 1.8 V ± 0.1 V; TJ = –40°C to +100 °C, CL = 50 pF
Figure 2-44.
OnCE—Debug Request
TCK
(Input)
TRST
(Input)
513
512
DE
516
515
514



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com