công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

11AA040 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 11AA040
Giải thích chi tiết về linh kiện  1K-16K UNI/O짰 Serial EEPROM Family Data Sheet
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

11AA040 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Microchip Technology

Back Button 11AA040 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 44 page
background image
11AAXXX/11LCXXX
DS22067H-page 18
Preliminary
 2010 Microchip Technology Inc.
7.0
PIN DESCRIPTIONS
The descriptions of the pins are listed in Table 7-1.
TABLE 7-1:
PIN FUNCTION TABLE
7.1
Serial Clock, Data Input/Output
(SCIO)
SCIO is a bidirectional pin used to transfer commands
and addresses into, as well as data into and out of, the
device. The serial clock is embedded into the data
stream through Manchester encoding. Each bit is
represented by a signal transition at the middle of the
bit period.
Name
3-pin SOT-23
3-pin TO-92
4-pin CS
8-pin PDIP/SOIC/
MSOP/TDFN
Description
SCIO
1
2
3
5
Serial Clock, Data Input/Output
VCC
2
3
1
8
Supply Voltage
VSS
3
1
2
4
Ground
NC
—
—
4
1,2,3,6,7
No Internal Connection



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com