công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

11AA040 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 11AA040
Giải thích chi tiết về linh kiện  1K-16K UNI/O짰 Serial EEPROM Family Data Sheet
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

11AA040 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Microchip Technology

Back Button 11AA040 Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology 11AA040 Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 44 page
background image
 2010 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS22067H-page 25
11AAXXX/11LCXXX
4-Lead Chip Scale Package Marking (Pb-Free)
Device
Line 1 Marking
11AA010
AW
11AA020
BW
11AA040
CW
11AA080
DW
11AA160
EW
11AA161
HW
4-Lead Chip Scale
NN
XW
Example:
17
E3
Legend: XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
Pb-free JEDEC designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is Pb-free. The Pb-free JEDEC designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will
be carried over to the next line, thus limiting the number of available
characters for customer-specific information.
3
e
3
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com