công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT48R065 bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT48R065
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced I/O Type 8-Bit OTP MCU
PDF  94 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R065 bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R065 Datasheet HTML 52Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R065 Datasheet HTML 53Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R065 Datasheet HTML 54Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R065 Datasheet HTML 55Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R065 Datasheet HTML 56Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R065 Datasheet HTML 57Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R065 Datasheet HTML 58Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R065 Datasheet HTML 59Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R065 Datasheet HTML 60Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 94 page
background image
HT48R063/064/065/066/0662/067
Rev. 1.30
56
June 11, 2010
· HT48R0662
¨ INTC0 Register
Bit
76543210
Name
¾
T1F
T0F
INTF
T1E
T0E
INTE
EMI
R/W
¾
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
¾
0000000
Bit 7
unimplemented, read as
²0²
Bit 6
T1F: Timer/Event Counter 1 interrupt request flag
0: inactive
1: active
Bit 5
T0F: Timer/Event Counter 0 interrupt request flag
0: inactive
1: active
Bit 4
INTF: External interrupt request flag
0: inactive
1: active
Bit 3
T1E: Timer/Event Counter 1 interrupt enable
0: disable
1: enable
Bit 2
T0E: Timer/Event Counter 0 interrupt enable
0: disable
1: enable
Bit 1
INTE: external interrupt enable
0: disable
1: enable
Bit 0
EMI: Master interrupt global enable
0: disable
1: enable
¨ INTC1 Register
Bit
76543210
Name
¾¾
TBF
¾¾¾
TBE
¾
R/W
¾¾
R/W
¾¾¾
R/W
¾
POR
¾¾
0
¾¾¾
0
¾
Bit 7~6,4~3,0
unimplemented, read as
²0²
Bit 5
TBF: Time Base event interrupt request flag
0: inactive
1: active
Bit 1
TBE: Time base event interrupt enable
0: disable
1: enable



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com