công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC18IM700 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SC18IM700
Giải thích chi tiết về linh kiện  Master I2C-bus controller with UART interface
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

SC18IM700 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  SC18IM700 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SC18IM700 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SC18IM700 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SC18IM700 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SC18IM700 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SC18IM700 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SC18IM700 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SC18IM700 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SC18IM700 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
SC18IM700_2
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 10 August 2007
2 of 22
NXP Semiconductors
SC18IM700
Master I2C-bus controller with UART interface
4.
Ordering information
5.
Block diagram
Table 1.
Ordering information
Type number
Package
Name
Description
Version
SC18IM700IPW
TSSOP16
plastic thin shrink small outline package; 16 leads;
body width 4.4 mm
SOT403-1
Fig 1.
Block diagram of SC18IM700
SC18IM700
I2C-BUS
CONTROLLER
002aab743
VDD
UART
SCL
SDA
GPIO
REGISTER
GPIOs
RX
TX
WAKEUP
8
RESET
VSS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com