công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC1G74DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G74DP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 21 page
background image
74LVC1G74_8
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 08 — 3 December 2009
12 of 21
NXP Semiconductors
74LVC1G74
Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
Test data is given in Table 11.
Definitions for test circuit:
RL = Load resistance.
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance.
RT = Termination resistance should be equal to the output impedance Zo of the pulse generator.
VEXT = External voltage for measuring switching times.
Fig 10. Test circuit for measuring switching times
VEXT
VCC
VI
VO
mna616
DUT
CL
RT
RL
RL
G
Table 11.
Test data
Supply voltage
Input
Load
VEXT
VCC
VI
tr, tf
CL
RL
tPLH, tPHL
tPZH, tPHZ
tPZL, tPLZ
1.65 V to 1.95 V
VCC
≤ 2.0 ns
30 pF
1 k
Ω
open
GND
2VCC
2.3 V to 2.7 V
VCC
≤ 2.0 ns
30 pF
500
Ω
open
GND
2VCC
2.7 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
50 pF
500
Ω
open
GND
6 V
3.0 V to 3.6 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
50 pF
500
Ω
open
GND
6 V
4.5 V to 5.5 V
VCC
≤ 2.5 ns
50 pF
500
Ω
open
GND
2VCC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com