công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC1G74DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G74DP Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
74LVC1G74_8
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 08 — 3 December 2009
6 of 21
NXP Semiconductors
74LVC1G74
Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
10. Static characteristics
Table 8.
Static characteristics
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
Min
Typ[1]
Max
Unit
Tamb = −40 °C to +85 °C
VIH
HIGH-level input voltage
VCC = 1.65 V to 1.95 V
0.65
× V
CC
--
V
VCC = 2.3 V to 2.7 V
1.7
-
-
V
VCC = 2.7 V to 3.6 V
2.0
-
-
V
VCC = 4.5 V to 5.5 V
0.7
× V
CC
--
V
VIL
LOW-level input voltage
VCC = 1.65 V to 1.95 V
-
-
0.35
× V
CC
V
VCC = 2.3 V to 2.7 V
-
-
0.7
V
VCC = 2.7 V to 3.6 V
-
-
0.8
V
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
-
0.3
× V
CC
V
VOH
HIGH-level output voltage VI = VIH or VIL
IO = −100 µA; VCC = 1.65 V to 5.5 V
VCC − 0.1
-
-
V
IO = −4 mA; VCC = 1.65 V
1.2
1.54
-
V
IO = −8 mA; VCC = 2.3 V
1.9
2.15
-
V
IO = −12 mA; VCC = 2.7 V
2.2
2.50
-
V
IO = −24 mA; VCC = 3.0 V
2.3
2.62
-
V
IO = −32 mA; VCC = 4.5 V
3.8
4.11
-
V
VOL
LOW-level output voltage
VI = VIH or VIL
IO = 100 µA; VCC = 1.65 V to 5.5 V
-
-
0.10
V
IO = 4 mA; VCC = 1.65 V
-
0.07
0.45
V
IO = 8 mA; VCC = 2.3 V
-
0.12
0.30
V
IO = 12 mA; VCC = 2.7 V
-
0.17
0.40
V
IO = 24 mA; VCC = 3.0 V
-
0.33
0.55
V
IO = 32 mA; VCC = 4.5 V
-
0.39
0.55
V
II
input leakage current
VI = 5.5 V or GND;
VCC = 0 V to 5.5 V
-
±0.1
±5
µA
IOFF
power-off leakage current VI or VO = 5.5 V; VCC = 0 V
-
±0.1
±10
µA
ICC
supply current
VI = 5.5 V or GND;
VCC = 1.65 V to 5.5 V; IO =0A
-
0.1
10
µA
∆ICC
additional supply current
per pin; VI = VCC − 0.6 V; IO = 0 A;
VCC = 2.3 V to 5.5 V
-
5
500
µA
CI
input capacitance
-
4.0
-
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com