công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320DM365ZCE21 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320DM365ZCE21
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Media System-on-Chip (DMSoC)
PDF  211 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320DM365ZCE21 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320DM365ZCE21 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TMS320DM365ZCE21 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TMS320DM365ZCE21 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TMS320DM365ZCE21 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TMS320DM365ZCE21 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TMS320DM365ZCE21 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TMS320DM365ZCE21 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TMS320DM365ZCE21 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TMS320DM365ZCE21 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 211 page
background image
TMS320DM365
www.ti.com
SPRS457C – MARCH 2009 – REVISED APRIL 2010
Table 2-5. Pin Descriptions (continued)
Name
BGA
Type
Group
Power
IPU
Reset
Description(4)
ID
(1)
Supply(2)
IPD(3)
State
VDDS33
F10
PWR
Power supply for 3.3-V I/O.
F6
F7
H6
H13
L12
N6
P5
P6
VDD_AEMIF1_18_33
P14
PWR
Power supply for switchable AEMIF (3.3/1.8 V).
VDD_AEMIF1_18_33 : can be used as a power supply for
R14
EM_A[3:13], EM_BA0, EM_BA1, EM_CE[0],
VDD_AEMIF2_18_33
K14
PWR
EM_ADV, EM_CLK, EM_D[8:15] or as GPIO pins.
See AEMIF pin descriptions.
L14
VDD_AEMIF2_18_33: can be used as a power supply for
EM_A[0:2], EM_CE[1], EM_WE, EM_OE, EM_WAIT,
EM_D[0:7] pins, HPI, or GPIO pins. See AEMIF pin
descriptions.
Example 1: VDD_AEMIF2_18_33 at 1.8-V for 8-bit NAND
VDD_AEMIF1_18_33
at
3.3-V
for
GPIO.
Example 2: VDD_AEMIF1_18_33 and VDD_AEMIF2_18_33 at
1.8-V for 16-bit NAND.
VDD_ISIF18_33
F12
PWR
Power supply for switchable ISIF (3.3/1.8 V).
F13
PWR
Example 1 VDD_ISIF_18_33 power supply can be at
1.8V for VPFE pin functionality or it can be at 3.3V if
other peripherals pin functionality is to be used like
SPI3 or GPIO or CLKOUT0, or USBDRVVBUS.
VPP
R3
PWR
For proper device operation, this pin must always be
connected to CVDD.
Copyright © 2009–2010, Texas Instruments Incorporated
Device Overview
45
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320DM365



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com