công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT1A040ZP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện RT1A040ZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5V Drive Pch MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RT1A040ZP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  RT1A040ZP Datasheet HTML 1Page - Rohm RT1A040ZP Datasheet HTML 2Page - Rohm RT1A040ZP Datasheet HTML 3Page - Rohm RT1A040ZP Datasheet HTML 4Page - Rohm RT1A040ZP Datasheet HTML 5Page - Rohm RT1A040ZP Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
RT1A040ZP
Data Sheet
5/5
www.rohm.com
○
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.01 - Rev.A
Measurement circuits
Fig.1-1 Switching Time Measurement Circuit
VGS
RG
VDS
D.U.T.
ID
RL
VDD
Fig.1-2 Switching Waveforms
90%
90%
90%
10%
10%
10%
50%
50%
Pulse Width
VGS
VDS
ton
toff
tr
td(on)
tf
td(off)
Fig.2-1 Gate Charge Measurement Circuit
VGS
IG(Const.)
RG
VDS
D.U.T.
ID
RL
VDD
FIg.2-2 Gate Charge Waveform
VG
VGS
Charge
Qg
Qgs
Qgd
Notice
This product might cause chip aging and breakdown under the large electrified environment.
Please consider to design ESD protection circuit.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com