công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8731 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Wolfson Microelectronics plc

tên linh kiện WM8731
Giải thích chi tiết về linh kiện  Portable Internet Audion CODEC with Headphone Driver and Programmable Sample Rates
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSON [Wolfson Microelectronics plc]
Trang chủ  http://www.wolfsonmicro.com
Logo WOLFSON - Wolfson Microelectronics plc

WM8731 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Wolfson Microelectronics plc

Back Button WM8731 Datasheet HTML 11Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731 Datasheet HTML 12Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731 Datasheet HTML 13Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731 Datasheet HTML 14Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731 Datasheet HTML 15Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731 Datasheet HTML 16Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731 Datasheet HTML 17Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731 Datasheet HTML 18Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731 Datasheet HTML 19Page - Wolfson Microelectronics plc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 56 page
background image
WM8731
Advanced Information
WOLFSON MICROELECTRONICS LTD
AI Rev 2.0 February 2001
15
MPU INTERFACE TIMING
CSB
SCLK
SDIN
t
CSL
t
DHO
t
DSU
t
CSH
t
SCY
t
SCH
t
SCL
t
SCS
LSB
t
CSS
Figure 7 Program Register Input Timing - 3-Wire MPU Serial Control Mode
Test Conditions
AVDD, HPVDD, DBVDD = 3.3V, AGND = 0V, DCVDD = 1.5V, DGND = 0V, TA = +25
oC, Slave Mode, fs = 48kHz, XTI/MCLK =
256fs unless otherwise stated.
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Program Register Input Information
SCLK rising edge to CSB rising
edge
tSCS
60
ns
SCLK pulse cycle time
tSCY
80
ns
SCLK pulse width low
tSCL
20
ns
SCLK pulse width high
tSCH
20
ns
SDIN to SCLK set-up time
tDSU
20
ns
SCLK to SDIN hold time
tDHO
20
ns
CSB pulse width low
tCSL
20
ns
CSB pulse width high
tCSH
20
ns
CSB rising to SCLK rising
tCSS
20
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com