công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VG26VS18165C bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Vanguard International Semiconductor

tên linh kiện VG26VS18165C
Giải thích chi tiết về linh kiện  1,048,576 x 16 - Bit CMOS Dynamic RAM
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VML [Vanguard International Semiconductor]
Trang chủ  http://www.vis.com.tw
Logo VML - Vanguard International Semiconductor

VG26VS18165C bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Vanguard International Semiconductor

Back Button VG26VS18165C Datasheet HTML 19Page - Vanguard International Semiconductor VG26VS18165C Datasheet HTML 20Page - Vanguard International Semiconductor VG26VS18165C Datasheet HTML 21Page - Vanguard International Semiconductor VG26VS18165C Datasheet HTML 22Page - Vanguard International Semiconductor VG26VS18165C Datasheet HTML 23Page - Vanguard International Semiconductor VG26VS18165C Datasheet HTML 24Page - Vanguard International Semiconductor VG26VS18165C Datasheet HTML 25Page - Vanguard International Semiconductor VG26VS18165C Datasheet HTML 26Page - Vanguard International Semiconductor VG26VS18165C Datasheet HTML 27Page - Vanguard International Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 27 page
background image
Document:1G5-0147
Rev.1
Page 27
VIS
VG26(V)(S)18165C
1,048,576 x 16 - Bit
CMOS Dynamic RAM
Ordering information
VG26(V)(S)18165CJ-5
• VG
• VIS Memory Product
26
• Technology
• V
• 3.3V Version
S
• Self refresh
• 18165
• Device Type and Configuation
• C
• Revision
• J
• Package Type (J : SOJ, T : TSOP II)
• 5
• Speed (5 : 50 ns, 6 : 60 ns)
Part Number
Access time
Package
VG26(V)(S)18165CJ-5
VG26(V)(S)18165CJ-6
50 ns
60 ns
400mil 42-Pin
Plastic SOJ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com