| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PAC407BCW bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Pixart Imaging Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PAC407BCW bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Pixart Imaging Inc. |
|
16 / 24 page ![]() PAC407BCA/PAC407BCW CMOS Image Sensor IC Version 1.7, 13 Sep 2004 PixArt Imaging Inc. E-mail: fae_service@pixart.com.tw 16 Sensor Characteristics Typ. Parameter BCA BCW Unit Note Sensitivity 1.4 1.2 V/Lux-Sec Signal to Noise Ratio > 45 dB Dynamic Range 60 dB Operation -10 ~ 70 Temperature Range Stable Image 0 ~ 50 ℃ |