công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLEGF1100C bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLEGF1100C
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED Lamps
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLEGF1100C bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TLEGF1100C Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLEGF1100C Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLEGF1100C Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLEGF1100C Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLEGF1100C Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLEGF1100C Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLEGF1100C Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TLEGF1100C Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TLEGF1100C Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
TL(BF,EGF)1100C(T11)
2010-01-26
8
3. Reel dimensions
Unit: mm
4. Leader and trailer sections of tape
Note1: Empty trailer section
Note2: Empty leader section
9
+1/−0
11.4
± 1.0
2
± 0.5
φ44
(Note 1)
Leading part: 190 mm (min)
40 mm or more
(Note 2)
40 mm or more



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com