| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HMT112R7AFP8C bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Hynix Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HMT112R7AFP8C bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Hynix Semiconductor |
|
32 / 41 page ![]() Rev. 0.4 / Jul. 2009 32 4GB, 512M x 72 R-DIMM: HMT151R7AFP8C 8GB, 1G x 72 R-DIMM: HMT31GR7AMP4C Symbol DDR3 800 DDR3 1066 DDR3 1333 Unit note IDD0 2969 3347 3689 mA IDD1 3149 3554 3914 mA IDD2N 2744 3104 3464 mA IDD2NT 2924 3284 3644 mA IDDQ2NT 3716 3716 3716 mA IDD2P0 588 588 588 mA IDD2P1 1164 1236 1308 mA IDD2Q 2744 3104 3464 mA IDD3N 3104 3464 3824 mA IDD3P 1308 1668 1848 mA IDD4R 3509 4049 4679 mA IDDQ4R 2789 3059 3329 mA IDD4W 3689 4319 4859 mA IDD5B 3959 4319 4679 mA IDD6 588 588 588 mA IDDET 660 660 660 mA IDD6TC 660 660 660 mA IDD7 4139 4769 5489 mA Symbol DDR3 800 DDR3 1066 DDR3 1333 Unit note IDD0 5174 5930 6614 mA IDD1 5534 6344 7064 mA IDD2N 4724 5444 6164 mA IDD2NT 5084 5804 6524 mA IDDQ2NT 6668 6668 6668 mA IDD2P0 948 948 948 mA IDD2P1 2100 2244 2388 mA IDD2Q 4724 5444 6164 mA IDD3N 5444 6164 6884 mA IDD3P 2388 3108 3468 mA IDD4R 6254 7334 8594 mA IDDQ4R 4814 5354 5894 mA IDD4W 6614 7874 8954 mA IDD5B 7154 7874 8594 mA IDD6 948 948 948 mA IDDET 1092 1092 1092 mA IDD6TC 1092 1092 1092 mA IDD7 7514 8774 10214 mA |