công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F100R8T6B bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F100R8T6B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low & medium-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU Low & medium-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F100R8T6B bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F100R8T6B Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 84 page
background image
Package characteristics
STM32F100x4, STM32F100x6, STM32F100x8, STM32F100xB
76/84
Doc ID 16455 Rev 2
Figure 40.
TFBGA64 - 8 x 8 active ball array, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch, package outline
1.
Drawing is not to scale.
Table 49.
TFBGA64 - 8 x 8 active ball array, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch, package
mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
1.200
0.0472
A1
0.150
0.0059
A2
0.785
0.0309
A3
0.200
0.0079
A4
0.600
0.0236
b
0.250
0.300
0.350
0.0098
0.0118
0.0138
D
4.850
5.000
5.150
0.1909
0.1969
0.2028
D1
3.500
0.1378
E
4.850
5.000
5.150
0.1909
0.1969
0.2028
E1
3.500
0.1378
e
0.500
0.0197
F
0.750
0.0295
ddd
0.080
0.0031
eee
0.150
0.0059
fff
0.050
0.0020
A3
A4
A2
A1
A
Seating
plane
B
A
D
D1
e
F
F
E1
E
e
H
G
F
E
D
C
B
A
12
3
4567
8
A1 ball pad corner
Øb (64 balls)
Bottom view
C
ME_R8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com