công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F100R8T6B bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F100R8T6B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low & medium-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU Low & medium-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F100R8T6B bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F100R8T6B Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32F100R8T6B Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 84 page
background image
Electrical characteristics
STM32F100x4, STM32F100x6, STM32F100x8, STM32F100xB
62/84
Doc ID 16455 Rev 2
Figure 27.
I2C bus AC waveforms and measurement circuit(1)
1.
Measurement points are done at CMOS levels: 0.3VDD and 0.7VDD.
Table 39.
SCL frequency (fPCLK1= 24 MHz, VDD = 3.3 V)
(1)(2)
1.
RP = External pull-up resistance, fSCL = I
2C speed,
2.
For speeds around 400 kHz, the tolerance on the achieved speed is of
2%. For other speed ranges, the
tolerance on the achieved speed
1%. These variations depend on the accuracy of the external
components used to design the application.
fSCL (kHz)
I2C_CCR value
RP = 4.7 k
400
0x8011
300
0x8016
200
0x8021
100
0x0064
50
0x00C8
20
0x01F4
Ω
Ω
Ω
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com