| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS1544-BTST bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS1544-BTST bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - ams AG |
|
28 / 29 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.00 28 - 29 AS1543/44 Data Sheet - O r d e r i n g I n f o r m a t i o n 11 Ordering Information The device is available as the standard products shown in Table 14. Table 14. Ordering Information Model Marking Description Delivery Form Package AS1543-BTST AS1543 8-Channel, 1 Msps, 12-Bit ADC with Sequencer Tape and Reel TQFN(4x4)-20 AS1544-BTST AS1544 4-Channel, 1 Msps, 12-Bit ADC with Sequencer Tape and Reel TQFN(4x4)-20 |