| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST7920 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7920 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
5 / 49 page ![]() ST7920 V4.0 5/49 2008/08/18 PAD Coordinates (Unit: um) No. Name X Y 1 V0 -2548 1812 2 V1 -2548 1688 3 V2 -2548 1562 4 CLK -2548 1438 5 TT1 -2548 1312 6 TT2 -2548 1188 7 V3 -2548 1062 8 V4 -2548 938 9 VSS -2548 812 10 VDD -2548 688 11 XRESET -2548 562 12 CL1 -2548 438 13 CL2 -2548 312 14 VDD -2548 188 15 M -2548 62 16 DOUT -2548 -62 17 RS -2548 -188 18 RW -2548 -312 19 E -2548 -438 20 VSS -2548 -562 21 OSC1 -2548 -688 22 OSC2 -2548 -812 23 PSB -2548 -938 24 D0 -2548 -1062 25 D1 -2548 -1188 26 D2 -2548 -1312 27 D3 -2548 -1438 28 D4 -2548 -1562 29 D5 -2548 -1688 30 D6 -2548 -1812 31 D7 -2306 -1933 32 XOFF -2181 -1933 33 VOUT -2056 -1933 34 CAP3M -1931 -1933 35 CAP1P -1806 -1933 36 CAP1M -1681 -1933 37 CAP2P -1556 -1933 38 CAP2M -1431 -1933 No. Name X Y 39 VD2 -1306 -1933 40 C[1] -1181 -1933 41 C[2] -1056 -1933 42 C[3] -931 -1933 43 C[4] -806 -1933 44 C[5] -681 -1933 45 C[6] -556 -1933 46 C[7] -431 -1933 47 C[8] -306 -1933 48 C[9] -181 -1933 49 C[10] -56 -1933 50 C[11] 69 -1933 51 C[12] 194 -1933 52 C[13] 319 -1933 53 C[14] 444 -1933 54 C[15] 569 -1933 55 C[16] 694 -1933 56 C[17] 819 -1933 57 C[18] 944 -1933 58 C[19] 1069 -1933 59 C[20] 1194 -1933 60 C[21] 1319 -1933 61 C[22] 1444 -1933 62 C[23] 1569 -1933 63 C[24] 1694 -1933 64 C[25] 1819 -1933 65 C[26] 1944 -1933 66 C[27] 2069 -1933 67 C[28] 2194 -1933 68 C[29] 2319 -1933 69 C[30] 2548 -1812 70 C[31] 2548 -1688 71 C[32] 2548 -1562 72 C[33] Not use 2548 -1438 73 S[64] 2548 -1312 74 S[63] 2548 -1188 75 S[62] 2548 -1062 76 S[61] 2548 -938 |