công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LUG9033/T/TR3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LUG9033/T/TR3
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT TAPE AND REEL
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LUG9033/T/TR3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
PART NO. : LUG9033/T/TR3
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
2/7
Page
Reel Dimensions
16.0
±1.0
74.0
±1.5
14.2
±1.0
1500 devices
Quantity/Reel
12.0mm tape,7"reel
Description
LUG9033/T/TR3
Part No.
ψ178±2.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com