công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LUG9033/T/TR3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LUG9033/T/TR3
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT TAPE AND REEL
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LUG9033/T/TR3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG9033/T/TR3 Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
PART NO. LUG9033/T/TR3
IF
Forward Current
25
mA
Power Dissipation
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Reverse Current @5V
Storage Temperature
PART NO
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
℃)
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
LUG9033/T/TR3
Operating Temperature
Spectral
halfwidth
△λnm
20
COLOR
Water Clear
AlGaInP
Green
MATERIAL
Emitted
574
Lens
Dominant
wave
length
λDnm
2.1
1.5
12
28
Forward
voltage
@0.7mA(V)
Max.
Min.
Luminous
intensity
@0.7mA(mcd)
Min.
Typ.
20
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
-40 ~ +100
-40 ~ +85
Tstg
Topr
PD
Ir
IFP
65
75
mA
mW
μA
℃
℃
10
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
℃
Ratings
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Parameter
Symbol
Green
UNIT
Page 3/7
Electrostatic Discharge( * )
ESD
2000
V
*Static Electricity or power surge will damage the LED. Use of a conductive wrist band or anti-electrosatic
glove is recommended when handing these LED. All devices, equipment and machinery must be properly
grounded.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com