công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SEMIX503GB126HDS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Semikron International

tên linh kiện SEMIX503GB126HDS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trench IGBT Modules
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMIKRON [Semikron International]
Trang chủ  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

SEMIX503GB126HDS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Semikron International

  SEMIX503GB126HDS Datasheet HTML 1Page - Semikron International SEMIX503GB126HDS Datasheet HTML 2Page - Semikron International SEMIX503GB126HDS Datasheet HTML 3Page - Semikron International SEMIX503GB126HDS Datasheet HTML 4Page - Semikron International SEMIX503GB126HDS Datasheet HTML 5Page - Semikron International SEMIX503GB126HDS Datasheet HTML 6Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
SEMiX503GB126HDs
© by SEMIKRON
Rev. 16 – 16.12.2009
1
SEMiX® 3s
GB
Trench IGBT Modules
SEMiX503GB126HDs
Features
• Homogeneous Si
• Trench = Trenchgate technology
•VCE(sat) with positive temperature
coefficient
• High short circuit capability
• UL recognised file no. E63532
Typical Applications*
• AC inverter drives
•UPS
• Electronic Welding
Remarks
• Case temperatur limited to TC=125°C
max.
• Not for new design
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Unit
IGBT
VCES
1200
V
IC
Tj = 150 °C
Tc =25°C
466
A
Tc =80°C
327
A
ICnom
300
A
ICRM
ICRM = 2xICnom
600
A
VGES
-20 ... 20
V
tpsc
VCC = 600 V
VGE ≤ 20 V
VCES ≤ 1200 V
Tj = 125 °C
10
µs
Tj
-40 ... 150
°C
Inverse diode
IF
Tj = 150 °C
Tc =25°C
431
A
Tc =80°C
298
A
IFnom
300
A
IFRM
IFRM = 2xIFnom
600
A
IFSM
tp = 10 ms, sin 180°, Tj =25°C
2000
A
Tj
-40 ... 150
°C
Module
It(RMS)
600
A
Tstg
-40 ... 125
°C
Visol
AC sinus 50Hz, t = 1 min
4000
V
Characteristics
Symbol
Conditions
min.
typ.
max.
Unit
IGBT
VCE(sat)
IC =300 A
VGE =15V
chiplevel
Tj =25°C
1.7
2.1
V
Tj = 125 °C
22.45
V
VCE0
Tj =25°C
11.2
V
Tj = 125 °C
0.9
1.1
V
rCE
VGE =15V
Tj =25°C
2.3
3.0
mΩ
Tj = 125 °C
3.7
4.5
mΩ
VGE(th)
VGE=VCE, IC =12mA
5
5.8
6.5
V
ICES
VGE =0V
VCE = 1200 V
Tj =25°C
0.1
0.3
mA
Tj = 125 °C
mA
Cies
VCE =25 V
VGE =0V
f=1MHz
21.6
nF
Coes
f=1MHz
1.13
nF
Cres
f=1MHz
0.98
nF
QG
VGE =- 8 V...+ 15 V
2400
nC
RGint
Tj =25°C
2.50
Ω
td(on)
VCC = 600 V
IC =300 A
RG on =2.2 Ω
RG off =2.2 Ω
Tj = 125 °C
275
ns
tr
Tj = 125 °C
55
ns
Eon
Tj = 125 °C
28
mJ
td(off)
Tj = 125 °C
625
ns
tf
Tj = 125 °C
125
ns
Eoff
Tj = 125 °C
44
mJ
Rth(j-c)
per IGBT
0.08
K/W


Số phần tương tự - SEMIX503GB126HDS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semikron International
SEMIX503GB126HDS SEMIKRON-SEMIX503GB126HDS Datasheet
1Mb / 4P
Trench IGBT Modules
SEMIX503GB126HDS SEMIKRON-SEMIX503GB126HDS Datasheet
1Mb / 4P
Trench IGBT Modules
SEMIX503GB126HDS SEMIKRON-SEMIX503GB126HDS Datasheet
1Mb / 5P
Trench IGBT Modules
SEMIX503GB126HDS SEMIKRON-SEMIX503GB126HDS Datasheet
703Kb / 5P
Trench IGBT Modules
SEMIX503GB126HDS SEMIKRON-SEMIX503GB126HDS_06 Datasheet
1Mb / 4P
Trench IGBT Modules
More results

Mô tả tương tự - SEMIX503GB126HDS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semikron International
SEMIX302GB176HD SEMIKRON-SEMIX302GB176HD_07 Datasheet
801Kb / 5P
Trench IGBT Modules
SEMIX252GB176HD SEMIKRON-SEMIX252GB176HD_07 Datasheet
765Kb / 5P
Trench IGBT Modules
SEMIX604GB176HD SEMIKRON-SEMIX604GB176HD_07 Datasheet
808Kb / 5P
Trench IGBT Modules
SEMIX653GB176HDS SEMIKRON-SEMIX653GB176HDS_07 Datasheet
1Mb / 5P
Trench IGBT Modules
SEMIX353GB176HDS SEMIKRON-SEMIX353GB176HDS_07 Datasheet
1Mb / 5P
Trench IGBT Modules
SEMIX703GD126HDC SEMIKRON-SEMIX703GD126HDC_06 Datasheet
1Mb / 4P
Trench IGBT Modules
SKM300GB066D SEMIKRON-SKM300GB066D Datasheet
856Kb / 6P
Trench IGBT Modules
SEMIX302GB066HD SEMIKRON-SEMIX302GB066HD_06 Datasheet
882Kb / 4P
Trench IGBT Modules
SEMIX251GD126HDS SEMIKRON-SEMIX251GD126HDS_06 Datasheet
1Mb / 4P
Trench IGBT Modules
SEMIX604GB176HDS SEMIKRON-SEMIX604GB176HDS_07 Datasheet
1Mb / 5P
Trench IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com