công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HH-1590-12 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - JMK Inc.

tên linh kiện HH-1590-12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Operating voltage = 100 Vdc Operating current = 12.0 Amp
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMK [JMK Inc.]
Trang chủ  http://www.jmkfilters.com
Logo JMK - JMK Inc.

HH-1590-12 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - JMK Inc.

  HH-1590-12 Datasheet HTML 1Page - JMK Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
HH-1590-12
USA
JMK Inc 15 Caldwell Dr.
Amherst, NH 03031
PH: 603 886-4100
FX: 603 886-4115
email: info@jmkfilters.com
EUR
JMK Ltd
Glasgow G13 1DN Scotland UK
PH: 44-(0) -7785310729
FX: 44-(0) 141-589-1884
JMK, Inc
Operating voltage = 100 Vdc
Operating current = 12.0 Amp
Operating temperature = (-40)—70C
Diel. withstanding (line - case) = 1500 Vdc (1.0 Minute)
Diel. withstanding (line - line) = 200 Vdc
(1.0 Minute)
Order P/N: HH-1590-12
LINE
LOAD
1
2
4
5
3
80
70
60
50
40
30
20
10
.01
.04
.1
.4
1
4
10
40
100
0
.02
.07
.2
.7
2
7
20
70
FREQUENCY (MEGAHERTZ)
DM
CM
10
11
12
13
14
15
16
40
50
60
70
80
90
CURRENT (AMPS)
HH-1545-12
AMBIENT TEMPERATURE VS OPERATING CURRENT
2.75
2.00
0.25
1.50
0.22
2.30
0.19
0.025
0.125
0.60
0.50
0.08
This filter is a compact DC power
filter designed to operate in tele-
communications
equipment. The filter is non-
polarized and can operate over a
wide temperature range.
The filter is configuered to
function in the Mil-Std-461E or
the EN55022 environment.
This circuit board mount filter
uses very little space yet
provides a lot of attenuation to
meet todays emissions
requirements


Số phần tương tự - HH-1590-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JMK Inc.
HH-1545-12 JMK-HH-1545-12 Datasheet
21Kb / 1P
Operating voltage = 50 Vdc Operating current = 12.0 Amp
More results

Mô tả tương tự - HH-1590-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JMK Inc.
GG-1141-15B JMK-GG-1141-15B Datasheet
56Kb / 1P
Operating voltage: 12 Vdc Operating current: 15 amp.
GG-1141-20A JMK-GG-1141-20A Datasheet
71Kb / 1P
Operating voltage: 12 Vdc Operating current: 20 amp.
HH-1545-12 JMK-HH-1545-12 Datasheet
21Kb / 1P
Operating voltage = 50 Vdc Operating current = 12.0 Amp
HH-1902-4B JMK-HH-1902-4B Datasheet
39Kb / 1P
Operating Voltage= 50 Vdc Operating Current Max= 4.0 amp
KK-1920-25 JMK-KK-1920-25 Datasheet
34Kb / 1P
Operating Voltage = 60 VDC Operating Current (Max) = 25 Amp
MF-0637A-50BL JMK-MF-0637A-50BL Datasheet
100Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
MF-0637A-60BL JMK-MF-0637A-60BL Datasheet
100Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 60 Amperes
MM-0637A-100 JMK-MM-0637A-100 Datasheet
62Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current (Max) = 100 Amp
ZF-1947-20 JMK-ZF-1947-20 Datasheet
32Kb / 1P
Operating Voltage= 400 Vdc max. Operating Current Max= 20.0 amp
ZG-1589-18 JMK-ZG-1589-18 Datasheet
58Kb / 1P
Operating Voltage = 12 Vdc Operating Current = 18 Amperes
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com