công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HH-1545-12 bảng dữ liệu (PDF) - JMK Inc.

HH-1545-12 Datasheet PDF - JMK Inc.
tên linh kiện HH-1545-12
tải về  HH-1545-12 tải về
kích thước tập tin   21.37 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  JMK [JMK Inc.]
Trang chủ  http://www.jmkfilters.com
Logo JMK - JMK Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Operating voltage = 50 Vdc Operating current = 12.0 Amp

HH-1545-12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HH-1545-12 Datasheet PDF - JMK Inc.

tên linh kiện HH-1545-12
tải về  HH-1545-12 Click to download

kích thước tập tin   21.37 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  JMK [JMK Inc.]
Trang chủ  http://www.jmkfilters.com
Logo JMK - JMK Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Operating voltage = 50 Vdc Operating current = 12.0 Amp

HH-1545-12 bảng dữ liệu (HTML) - JMK Inc.




Số phần tương tự - HH-1545-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JMK Inc.
HH-1590-12 JMK-HH-1590-12 Datasheet
25Kb / 1P
Operating voltage = 100 Vdc Operating current = 12.0 Amp
More results


Mô tả tương tự - HH-1545-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JMK Inc.
GG-1141-15B JMK-GG-1141-15B Datasheet
56Kb / 1P
Operating voltage: 12 Vdc Operating current: 15 amp.
GG-1141-20A JMK-GG-1141-20A Datasheet
71Kb / 1P
Operating voltage: 12 Vdc Operating current: 20 amp.
HH-1590-12 JMK-HH-1590-12 Datasheet
25Kb / 1P
Operating voltage = 100 Vdc Operating current = 12.0 Amp
HH-1902-4B JMK-HH-1902-4B Datasheet
39Kb / 1P
Operating Voltage= 50 Vdc Operating Current Max= 4.0 amp
KK-1920-25 JMK-KK-1920-25 Datasheet
34Kb / 1P
Operating Voltage = 60 VDC Operating Current (Max) = 25 Amp
MF-0637A-50BL JMK-MF-0637A-50BL Datasheet
100Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
MM-0637A-50 JMK-MM-0637A-50 Datasheet
53Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
MM-0637A-50B JMK-MM-0637A-50B Datasheet
53Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
MM-0637A-50C JMK-MM-0637A-50C Datasheet
52Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
MM-0637A-100 JMK-MM-0637A-100 Datasheet
62Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current (Max) = 100 Amp
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com