công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATxmega256A3 bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATxmega256A3
Giải thích chi tiết về linh kiện  8/16-bit XMEGA A3 Microcontroller
PDF  108 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATxmega256A3 bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATxmega256A3 Datasheet HTML 75Page - ATMEL Corporation ATxmega256A3 Datasheet HTML 76Page - ATMEL Corporation ATxmega256A3 Datasheet HTML 77Page - ATMEL Corporation ATxmega256A3 Datasheet HTML 78Page - ATMEL Corporation ATxmega256A3 Datasheet HTML 79Page - ATMEL Corporation ATxmega256A3 Datasheet HTML 80Page - ATMEL Corporation ATxmega256A3 Datasheet HTML 81Page - ATMEL Corporation ATxmega256A3 Datasheet HTML 82Page - ATMEL Corporation ATxmega256A3 Datasheet HTML 83Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 79 / 108 page
background image
79
8068O–AVR–11/09
XMEGA A3
35.6
Pin Output Voltage vs. Sink/Source Current
Figure 35-21. I/O Pin Output Voltage vs. Source Current
Vcc = 1.8V
Figure 35-22. I/O Pin Output Voltage vs. Source Current
Vcc = 3.0V
85 °C
25 °C
-40 °C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
IPIN [mA]
85 °C
25 °C
-40 °C
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
IPIN [mA]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com