công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64573LFD bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64573LFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  132 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64573LFD bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Renesas Technology Corp

  R5F64573LFD Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 132 page
background image
REJ03B0234-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 1 of 129
R32C/157 Group
RENESAS MCU
REJ03B0234-0102
Rev.1.02
Nov 30, 2009
R32C/157 Group Datasheet
1.
Overview
1.1
Features
The M16C Family offers a robust platform of 32-/16-bit CISC microcomputers (MCUs) featuring high ROM
code efficiency, extensive EMI/EMS noise immunity, ultra-low power consumption, high-speed processing
in actual applications, and numerous and varied integrated peripherals. Extensive device scalability from
low- to high-end, featuring a single architecture as well as compatible pin assignments and peripheral
functions, provides support for a vast range of application fields.
The R32C/100 Series is a high-end microcontroller series in the M16C Family. With a 4-Gbyte memory
space, it achieves maximum code efficiency and high-speed processing with 32-bit CISC architecture,
multiplier, multiply-accumulate unit, and floating point unit. The selection from the broadest choice of on-
chip peripheral devices — UART, CRC, DMAC, A/D and D/A converters, timers, I2C, and WDT enables to
minimize external components.
The R32C/100 Series, in particular, provides the R32C/157 Group, a product specific to vehicle network.
This product, provided as 144-pin plastic molded LQFP package, configures three channels of CAN
module, four channels of LIN module, and standard peripherals.
1.1.1
Applications
Automotive, communication equipment, industrial equipment etc.


Số phần tương tự - R5F64573LFD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R5F64573LFD RENESAS-R5F64573LFD Datasheet
1Mb / 134P
RENESAS MCU
R5F64573LFD RENESAS-R5F64573LFD Datasheet
816Kb / 135P
RENESAS MCU
More results

Mô tả tương tự - R5F64573LFD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
32C8B RENESAS-32C8B Datasheet
1Mb / 69P
RENESAS MCU
R32C118A RENESAS-R32C118A_15 Datasheet
940Kb / 132P
RENESAS MCU
RL78 RENESAS-RL78_15 Datasheet
1Mb / 153P
RENESAS MCU
RL78G1G RENESAS-RL78G1G_15 Datasheet
775Kb / 70P
RENESAS MCU
R32C151 RENESAS-R32C151_15 Datasheet
774Kb / 122P
RENESAS MCU
R8C33C RENESAS-R8C33C_15 Datasheet
528Kb / 56P
RENESAS MCU
R8C36W RENESAS-R8C36W_15 Datasheet
631Kb / 71P
RENESAS MCU
M16C5LD RENESAS-M16C5LD_15 Datasheet
673Kb / 88P
RENESAS MCU
R8C3GM RENESAS-R8C3GM_15 Datasheet
530Kb / 56P
RENESAS MCU
R8C3JM RENESAS-R8C3JM_15 Datasheet
543Kb / 57P
RENESAS MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com