công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6456GLFD bảng dữ liệu(PDF) 98 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6456GLFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6456GLFD bảng dữ liệu(HTML) 98 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6456GLFD Datasheet HTML 94Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 96Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 97Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 102Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 118 page
background image
REJ03B0233-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 98 of 115
R32C/156 Group
5. Electrical Characteristics
VCC =5V
Timing requirements (VCC = 4.2 to 5.5 V, VSS =0V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Note:
1.
The values are applied in case filtering function is disabled.
Table 5.30
Serial Interface
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(CK)
CLKi input clock period
200
ns
tw(CKH)
CLKi input high level pulse width
80
ns
tw(CKL)
CLKi input low level pulse width
80
ns
tsu(D-C)
RXDi input setup time
80
ns
th(C-D)
RXDi input hold time
90
ns
Table 5.31
A/D Trigger Input
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tw(ADH)
ADTRG input high level pulse width
Hardware trigger input high level pulse width
ns
tw(ADL)
ADTRG input low level pulse width
Hardware trigger input high level pulse width
125
ns
Table 5.32
External Interrupt INTi Input
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tw(INH)
INTi input high level pulse width (1) Edge sensitive
250
ns
Level sensitive
tc(CPU) + 200
ns
tw(INL)
INTi input low level pulse width (1)
Edge sensitive
250
ns
Level sensitive
tc(CPU) + 200
ns
3
φ
AD
----------



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com