công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6456GLFD bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6456GLFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6456GLFD bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6456GLFD Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 94Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 96Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 97Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp R5F6456GLFD Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 118 page
background image
REJ03B0233-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 95 of 115
R32C/156 Group
5. Electrical Characteristics
VCC =5V
Timing Requirements (VCC = 4.2 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Table 5.21
External Clock Input
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(X)
External clock input period
125
250
ns
tw(XH)
External clock input high level pulse width
50
ns
tw(XL)
External clock input low level pulse width
50
ns
tr(X)
External clock input rise time
5ns
tf(X)
External clock input fall time
5ns
tw / tc
External clock input duty
40
60
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com