công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE8366EV bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE8366EV
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8A DC/DC Step-Down Voltage Regulator
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE8366EV bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  TLE8366EV Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG TLE8366EV Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG TLE8366EV Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TLE8366EV Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TLE8366EV Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLE8366EV Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLE8366EV Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLE8366EV Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLE8366EV Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
TLE8366
Block Diagram
Data sheet
3
Rev. 1.0, 2009-05-18
2
Block Diagram
Figure 1
Block Diagram
8
2
GND
Enable
Oscillator
7
4
Buck
Converter
6
FB
BUO
3
COMP
TLE8366
1
SYNC
5
BDS
EN
VS
Over
Temperature
Shutdown
Feedforward
Soft start ramp
generator
Bandgap
Reference
Charge Pump



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com