công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC5643LFF0MLQ1 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện SPC5643LFF0MLQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5643L Microcontroller Data Sheet
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

SPC5643LFF0MLQ1 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button SPC5643LFF0MLQ1 Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF0MLQ1 Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF0MLQ1 Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF0MLQ1 Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF0MLQ1 Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF0MLQ1 Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF0MLQ1 Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF0MLQ1 Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF0MLQ1 Datasheet HTML 72Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 98 page
background image
MPC5643L Microcontroller Data Sheet, Rev. 3
Preliminary—Subject to Change Without Notice
Electrical characteristics
Freescale Semiconductor
68
3.11
Main oscillator electrical characteristics
The device provides an oscillator/resonator driver. Figure 5 describes a simple model of the internal oscillator driver and
provides an example of a connection for an oscillator or a resonator.
Figure 5. Crystal oscillator and resonator connection scheme
NOTE
XTAL/EXTAL must not be directly used to drive external circuits.
Figure 6. Main oscillator electrical characteristics
CL
CL
XTAL
EXTAL
RP
XTAL
EXTAL
DEVICE
DEVICE
DEVICE
XTAL
EXTAL
I
R
VDD
VXOSCHSOP
VDD
TXOSCHSSU
VDDMIN
VXTAL
VXOSCHS
valid internal clock
90%
10%
1/fXOSCHS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com