công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

25LC320-I/ST bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 25LC320-I/ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  32K SPI Bus Serial EEPROM
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

25LC320-I/ST bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Microchip Technology

Back Button 25LC320-I/ST Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 26 page
background image
© 2008 Microchip Technology Inc.
DS21227F-page 17
25AA320/25LC320/25C320
/HDG3ODVWLF 7KLQ 6KULQN 6PDOO 2XWOLQH 67 ±
PP%RG\ >76623@
1RWHV
3LQ YLVXDO LQGH[ IHDWXUH PD\ YDU\ EXW PXVW EH ORFDWHG ZLWKLQ WKH KDWFKHG DUHD
'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG
PP SHU VLGH
'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <
0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
5() 5HIHUHQFH 'LPHQVLRQ XVXDOO\ ZLWKRXW WROHUDQFH IRU LQIRUPDWLRQ SXUSRVHV RQO\
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZ PLFURFKLSFRP SDFNDJLQJ
8QLWV
0,//,0(7(56
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1
3LWFK
H
%6&
2YHUDOO +HLJKW
$
±
±
0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV
$
6WDQGRII
$
±
2YHUDOO :LGWK
(
%6&
0ROGHG 3DFNDJH :LGWK
(
0ROGHG 3DFNDJH /HQJWK
'
)RRW /HQJWK
/
)RRWSULQW
/
5()
)RRW $QJOH
I
ƒ
±
ƒ
/HDG 7KLFNQHVV
F
±
/HDG :LGWK
E
±
D
N
E
E1
NOTE 1
12
b
e
c
A
A1
A2
L1
L
φ
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com