công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

25LC320-I/ST bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 25LC320-I/ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  32K SPI Bus Serial EEPROM
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

25LC320-I/ST bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Microchip Technology

Back Button 25LC320-I/ST Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology 25LC320-I/ST Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 26 page
background image
25AA320/25LC320/25C320
DS21227F-page 14
© 2008 Microchip Technology Inc.
/HDG3ODVWLF 'XDO ,Q /LQH 3 ±
PLO %RG\>3',3@
1RWHV
3LQ YLVXDO LQGH[ IHDWXUH PD\ YDU\ EXW PXVW EH ORFDWHG ZLWK WKH KDWFKHG DUHD
† 6LJQLILFDQW &KDUDFWHULVWLF
'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG
SHU VLGH
'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <
0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZ PLFURFKLSFRP SDFNDJLQJ
8QLWV
,1&+(6
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1
3LWFK
H
%6&
7RS WR 6HDWLQJ 3ODQH
$
±
±
0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV
$
%DVH WR 6HDWLQJ 3ODQH
$
±
±
6KRXOGHU WR 6KRXOGHU :LGWK
(
0ROGHG 3DFNDJH :LGWK
(
2YHUDOO /HQJWK
'
7LS WR 6HDWLQJ 3ODQH
/
/HDG 7KLFNQHVV
F
8SSHU /HDG :LGWK
E
/RZHU /HDG :LGWK
E
2YHUDOO 5RZ 6SDFLQJ †
H%
±
±
N
E1
NOTE 1
D
12
3
A
A1
A2
L
b1
b
e
E
eB
c
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com