công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8L101F2T6A bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8L101F2T6A
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit ultralow power microcontroller with up to 8 Kbytes Flash, multifunction timers, comparators, USART, SPI, I2C
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L101F2T6A bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L101F2T6A Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 77 page
background image
Electrical parameters
STM8L101xx
40/77
Doc ID 15275 Rev 7
9.3
Operating conditions
Subject to general operating conditions for VDD, and TA.
9.3.1
General operating conditions
Table 16.
General operating conditions
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
fMASTER
(1)
Master clock frequency
1.65 V
≤VDD < 3.6 V
2
16
MHz
VDD
Standard operating voltage
1.65
3.6
V
PD
(2)
Power dissipation at TA= 85 °C for suffix 6
devices
LQFP32
-
288
mW
WFQFPN32
-
288
WFQFPN28
-
286
TSSOP20
-
181
UFQFPN20
-
196
Power dissipation at TA= 125 °C for suffix
3 devices
LQFP32
-
83
WFQFPN32
-
227
WFQFPN28
-
71
TSSOP20
-
45
UFQFPN20
-
49
TA
Temperature range
1.65 V
≤VDD < 3.6 V
(6 suffix version)
−40
85
°C
1.65 V
≤VDD < 3.6 V
(3 suffix version)
−40
125
TJ
Junction temperature range
-40 °C
≤TA ≤85 °C
(6 suffix version)
- 40
105
°C
-40 °C
≤TA ≤125 °C
(3 suffix version)
−40
130
°C
1.
fMASTER = fCPU
2.
To calculate PDmax(TA) use the formula given in thermal characteristics PDmax=(TJmax -TA)/
Θ
JA with TJmax in this table and
Θ
JA in table “Thermal characteristics”



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com