công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8L101F2T6A bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8L101F2T6A
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit ultralow power microcontroller with up to 8 Kbytes Flash, multifunction timers, comparators, USART, SPI, I2C
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L101F2T6A bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L101F2T6A Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 77 page
background image
Package characteristics
STM8L101xx
68/77
Doc ID 15275 Rev 7
Figure 41.
WFQFPN28 - 28-lead very very thin fine
pitch quad flat no-lead package outline
(4x4)
Figure 42.
WFQFPN28 recommended
footprint(1)(2)
1.
Drawing is not to scale
2.
Dimensions are in millimeters
DG_ME b
15
21
22
28
1
7
D
e
b
e
E
ddd
ddd
L1
14
L2
A1
A
A3
Table 41.
WFQFPN28 - 28-lead very very thin fine pitch quad flat no-lead package (4 x 4),
package mechanical data(1)
Dim.
mm
inches(2)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A(1)
0.7
0.75
0.8
0.0276
0.0295
0.0315
A1
0
0.02
0.05
0
0.0008
0.002
A3
0.2
0.0079
b
0.18
0.25
0.3
0.0071
0.0098
0.0118
D
4
0.1575
E
4
0.1575
e
0.5
0.0197
L1
0.25
0.35
0.45
0.0098
0.0138
0.0177
L2
0.3
0.4
0.5
0.0118
0.0157
0.0197
ddd
0.08
0.0031
Number of pins
N28
1.
Thickness valid for the WFQFPN28 package in the sampling phase. In the production phase, the UFQFPN28 package will
be used with a thickness equal to 0.6 mm.
2.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com