công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VT048A320T009TP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện VT048A320T009TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  VTM??Current Multiplier
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

VT048A320T009TP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vicor Corporation

  VT048A320T009TP Datasheet HTML 1Page - Vicor Corporation VT048A320T009TP Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation VT048A320T009TP Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation VT048A320T009TP Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation VT048A320T009TP Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation VT048A320T009TP Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation VT048A320T009TP Datasheet HTML 7Page - Vicor Corporation VT048A320T009TP Datasheet HTML 8Page - Vicor Corporation VT048A320T009TP Datasheet HTML 9Page - Vicor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
Voltage Transformation Module
VT048A320T009FP
vicorpower.com
Rev. 1.0
Page 4 of 11
Figure 8 — 9.4-0 A load step with 100 µF input capacitance and no output
capacitance.
Figure 7 — 0-9.4 A load step with 100 µF input capacitance and no output
capacitance.
SPECIFICATIONS (CONT.)
Figure 5 — Output voltage ripple at full load and 48 Vf with no POL bypass
capacitance.
Figure 6 — Output voltage ripple at full load and 48 Vf with 4.7 µF ceramic
POL bypass capacitance and 20 nH distribution inductance.
WAVEFORMS
Efficiency vs. Output Current
88
90
92
94
96
98
0.00 0.94 1.87
2.81 3.75 4.69 5.62 6.56
7.50 8.43 9.37
Output Current (A)
Figure 3 — Efficiency vs. output current.
Power Dissipation
2
4
6
8
10
12
0.00 0.94 1.87 2.81 3.75 4.69 5.62 6.56 7.50 8.43 9.37
Output Current (A)
Figure 4 — Power dissipation vs. output current.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com